Part Number Hot Search : 
2SC3032 AN328 CITR215 00BZXC 2SK402 GRM033 VGT814 FAN7083M
Product Description
Full Text Search
 

To Download HDSM00350 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 CONNECTORS | CONNETTORI version 091028
7/8", receptacle, with wires, back assembling 7/8", montaggio su parete, con fili, inserimento da dietro
round middle power receptacle; from 2 to 14 poles; female contact + female thread; female contact + male thread; male contact + male thread; male contact + female thread; application with motors and distribution boxes, etc. connettore rotondo per pannello media potenza; da 2 a 14 poli; contatto femmina + filetto femmina; contatto femmina + filetto maschio; contatto maschio + filetto maschio; contatto maschio + filetto femmina; applicazione con motori e scatole derivazione, ecc. make the description code in a few steps A B C D (yellow codes are preferred) forma il codice descrittivo in pochi passaggi (i codici gialli sono preferiti) At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunichera anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
T M25x1,5
Hex 27
ON 29
OP 25,2
S 24,2
panel hole foro pannello
HDSx xxxxx
xxx
xxxx
xxx
General characteristics housing material: Ni plated brass (for stainless steel body, see table D) contact material: golden over nickel plated CuZn protection degree IEC 60529: IP67 (only frontal side) (a3) head temperature: -40...80C IEC 60664 overvoltage category: II
Caratteristiche generali materiale rivestimento: ottone nichelato (per corpo inox vedere tabella D) materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura grado protezione IEC 60529: IP67 (solo lato frontale) (a3) temperatura testa: -40...80C categoria di sovratensione secondo IEC 60664: II
contact thread ground max no. wire colour max connector voltage max gender gender pole wires and terminal (pollution degree 2) current main descript. cable cable length, L variant genere genere polo n fili colore fili tensione max connettore corrente descriz. princip. cavo lungh cavo, L variante contatti filetto terra max e terminale (grado inquin. 2) max (a1) (a1) (a1) (a1) (a6) (a6) (a6) (a4) (a2) (a4) Vac/dc (a5) (a8) (a8) A HDSF 00250 6A7 0200 000 F F HDSH 00250 6A7 0200 000 F M -2 n1-1, n2-2 600 12 HDSM 00250 6A7 0200 000 M M HDSR 00250 6A7 0200 000 M F HDSF 00350 6A7 0200 000 F F HDSH 00350 6A7 0200 000 F M n1-1, n2-2, -3 n3-3 HDSM 00350 6A7 0200 000 M M HDSR 00350 6A7 0200 000 M F 600 12 HDSF 00384 6A7 0200 000 F F HDSH 00384 6A7 0200 000 F M gn/ye1,n2-2, 3 n3-3 HDSM 00384 6A7 0200 000 M M HDSR 00384 6A7 0200 000 M F HDSF 00450 6A7 0200 000 F F HDSH 00450 6A7 0200 000 F M n1-1, n2-2, -4 n3-3, n4-4 HDSM 00450 6A7 0200 000 M M HDSR 00450 6A7 0200 000 M F 600 9 HDSF 00484 6A7 0200 000 F F HDSH 00484 6A7 0200 000 F M n1-1, n2-2, 4 n3-3, gn/ye4 HDSM 00484 6A7 0200 000 M M HDSR 00484 6A7 0200 000 M F HDSF 00550 5A7 0200 000 F F n1-1, n2-2, HDSH 00550 5A7 0200 000 F M -5 n3-3, HDSM 00550 5A7 0200 000 M M n4-4, n5-5 HDSR 00550 5A7 0200 000 M F 600 9 HDSF 00584 5A7 0200 000 F F n1-1, n2-2, HDSH 00584 5A7 0200 000 F M 5 gn/ye3, HDSM 00584 5A7 0200 000 M M n4-4, n5-5 HDSR 00584 5A7 0200 000 M F HDSF 00650 5A7 0200 000 F F n1-1, n2-2, HDSH 00650 5A7 0200 000 F M -6 n3-3, HDSM 00650 5A7 0200 000 M M n4-4, n5-5, n6-6 HDSR 00650 5A7 0200 000 M F 600 9 HDSF 00684 5A7 0200 000 F F n1-1, n2-2, HDSH 00684 5A7 0200 000 F M 6 gn/ye3, HDSM 00684 5A7 0200 000 M M n4-4, n5-5, n6-6 HDSR 00684 5A7 0200 000 M F HDSF 014C2 228 0200 000 F F HDSH 014C2 228 0200 000 F M 4 (signal) -14 din 47100 #C2 600 HDSM 014C2 228 0200 000 M M 9 (common) M F HDSR 014C2 228 0200 000 (a1) yellow codes are preferred; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. (a2) din 47100 #A0: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6; din 47100 #C2: wh1, bn4, gn2, ye3, gy5, pk7, bu6, rd8, bk9, vt10, gy/pk11, rd/bu12, wh/gn13, bn/gn14; abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange; n1, n2,... = numbered wire; number on the right = contact position; abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; n1, n2,... = filo numerato; numero piu a destra = posizione del terminale; (a3) only when correctly assembled with Shield's counterpart; | solo se correttamente montato con la controparte Shield. (a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number. | E' possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra e compresa nel numero massimo fili. (a5) with pollution degree 3, the maximum voltage is 300 Vac (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) - IEC 60664; con grado inquinamento 3, la tensione massima e 300 Vca (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) - IEC 60664. (a6) F = female; M = male; in the male version, the ground pin is 2 mm longer; | F = femmina; M = maschio; nella versione maschio, il contatto terra e 2 mm piu lungo. (a8) check also max cable current and voltage | verificare anche la corrente e la tensione massima del cavo
A
B
C
D
female face view vista frontale femmina
*
*
*
*
HDS 45-38
www.shield.net
version 091028 CONNECTORS
| CONNETTORI
cable data sheet scheda cavo MJ-NH MJ-NT MJ-NH MJ-NT MJ-NH MN-BK MN-HK MN-PK MN-BK MN-HK MN-HK MN-BK MN-HK MN-BK MN-BK MF-TK
max voltage wires x size cable reference sheath wire cable cable current drop material colour colour class temperature cable code corrente caduta fili x sezione materiale riferimento colore colore classe temperatura codice cavo max di tensione cavo guaina fili cavo cavo A @ 40C V @ 1A x 1m n x mm2 RAL C (b1) (b2) (b2) (b3) (a2) (b4) 5A3 8,7 0,06 n x 0,75 pvc LiY no sheath | senza guaina A 5 -15...+ 70 5A7 8,7 0,06 n x AWG18 pvc 300V 105C UL-CSA no sheath | senza guaina N 5 -25...+105 6A3 10,4 0,05 n x 1,0 pvc LiY no sheath | senza guaina A 5 -15...+ 70 6A7 11,2 0,04 n x AWG16 pvc 300V 105C UL-CSA no sheath | senza guaina N 5 -25...+105 7A3 12,0 0,03 n x 1,5 pvc LiY no sheath | senza guaina A 5 -15...+ 70 624 10,4 0,05 2 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 701 12,0 0,03 2 x 1,5 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 A11 12,0 0,02 2 x 2,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 537 8,7 0,06 2+1 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 602 10,4 0,05 2+1 x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 506 8,7 0,06 3+1 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 628 9,0 0,05 3+1 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 538 8,7 0,06 4+1 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 532 8,7 0,06 6 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 228 3,5 0,18 14 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 248 3,5 0,18 14 x 0,25 pur pvc 300V 80C UL-CSA bk 9005 C 5 -25...+ 80 (b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). (b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). (b3) example: 3 = three wires; 4+1 = four wires + green/yellow ground; s = shielding. esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde; s = schermo. (b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = numbered wires. colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = fili numerati.
B
length code 0200 0500 1000 codice lunghezza (c1) cable length L m 0,2 0,5 1 lunghezza cavo L (c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for length over 0,5 m is advisable to choose a cable complete with sheath. possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per lunghezze superiori a 0,5 m e consigliabile usare un cavo completo di guaina.
C
D
variant code codice variante body material materiale corpo fixing thread, T filetto di fissaggio, T
000 Ni plated brass ottone nichelato M25x1,5
005 stainless steel acciaio inox M25x1,5
ACCESSORIES / ACCESSORI nut code, optional codice dado, opzionale nut material materiale dado threading filettatura hexagonal wrench chiave max diameter, V diametro max, V thickness, K spessore, K 1406.M25 Ni plated brass ottone nichelato M25x1,5 Hex 27 O 29 mm 3 mm 1406.M25X stainless steel acciaio inox M25x1,5 Hex 27 O 29 mm 3 mm
www.shield.net
HDS 45-39


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of HDSM00350

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X